công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F1007F bảng dữ liệu(PDF) 181 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F1007F
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F1007F bảng dữ liệu(HTML) 181 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F1007F Datasheet HTML 177Page - Renesas Technology Corp R5F1007F Datasheet HTML 178Page - Renesas Technology Corp R5F1007F Datasheet HTML 179Page - Renesas Technology Corp R5F1007F Datasheet HTML 180Page - Renesas Technology Corp R5F1007F Datasheet HTML 181Page - Renesas Technology Corp R5F1007F Datasheet HTML 182Page - Renesas Technology Corp R5F1007F Datasheet HTML 183Page - Renesas Technology Corp R5F1007F Datasheet HTML 184Page - Renesas Technology Corp R5F1007F Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 181 / 202 page
background image
RL78/G13
4. PACKAGE DRAWINGS
Page 181 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
4.4 30-pin Products
R5F100AAASP, R5F100ACASP, R5F100ADASP, R5F100AEASP, R5F100AFASP, R5F100AGASP
R5F101AAASP, R5F101ACASP, R5F101ADASP, R5F101AEASP, R5F101AFASP, R5F101AGASP
R5F100AADSP, R5F100ACDSP, R5F100ADDSP, R5F100AEDSP, R5F100AFDSP, R5F100AGDSP
R5F101AADSP, R5F101ACDSP, R5F101ADDSP, R5F101AEDSP, R5F101AFDSP, R5F101AGDSP
R5F100AAGSP, R5F100ACGSP, R5F100ADGSP,R5F100AEGSP, R5F100AFGSP, R5F100AGGSP
JEITA Package Code
RENESAS Code
Previous Code
MASS (TYP.) [g]
P-LSSOP30-0300-0.65
PLSP0030JB-B
S30MC-65-5A4-3
0.18
S
S
H
J
T
I
G
D
E
F
C
B
K
P
L
U
N
ITEM
B
C
I
L
M
N
A
K
D
E
F
G
H
J
P
30
16
115
A
detail of lead end
M
M
T
MILLIMETERS
0.65 (T.P.)
0.45 MAX.
0.13
0.5
6.1
±0.2
0.10
9.85
±0.15
0.17
±0.03
0.1
±0.05
0.24
1.3
±0.1
8.1
±0.2
1.2
+0.08
−0.07
1.0
±0.2
3
°+5°
−3°
0.25
0.6
±0.15
U
NOTE
Each lead centerline is located within 0.13 mm of
its true position (T.P.) at maximum material condition.
2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com