công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F1007D bảng dữ liệu(PDF) 188 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F1007D
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F1007D bảng dữ liệu(HTML) 188 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F1007D Datasheet HTML 184Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 186Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 187Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 188Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 189Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 190Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 191Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 192Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 188 / 202 page
background image
RL78/G13
4. PACKAGE DRAWINGS
Page 188 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
4.10 52-pin Products
R5F100JCAFA, R5F100JDAFA, R5F100JEAFA, R5F100JFAFA, R5F100JGAFA, R5F100JHAFA, R5F100JJAFA,
R5F100JKAFA, R5F100JLAFA
R5F101JCAFA, R5F101JDAFA, R5F101JEAFA, R5F101JFAFA, R5F101JGAFA, R5F101JHAFA, R5F101JJAFA,
R5F101JKAFA, R5F101JLAFA
R5F100JCDFA, R5F100JDDFA, R5F100JEDFA, R5F100JFDFA, R5F100JGDFA, R5F100JHDFA, R5F100JJDFA,
R5F100JKDFA, R5F100JLDFA
R5F101JCDFA, R5F101JDDFA, R5F101JEDFA, R5F101JFDFA, R5F101JGDFA, R5F101JHDFA, R5F101JJDFA,
R5F101JKDFA, R5F101JLDFA
R5F100JCGFA, R5F100JDGFA, R5F100JEGFA, R5F100JFGFA, R5F100JGGFA, R5F100JHGFA, R5F100JJGFA
y
e
x
b
M
L
c
HD
HE
A1
A2
A
D
E
ITEM
DIMENSIONS
D
E
HD
HE
A
A1
A2
1.40
c
e
x
y
0.65
0.13
0.10
L
detail of lead end
b
13
26
1
52
14
27
40
39
2
1
3
0.3
P-LQFP52-10x10-0.65
JEITA Package Code
RENESAS Code
PLQP0052JA-A
Previous Code
P52GB-65-GBS-1
MASS (TYP.) [g]
NOTE
1.Dimensions “
1” and “
2” do not include mold flash.
2.Dimension “
3” does not include trim offset.
2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
(UNIT:mm)
10.00
±0.10
10.00
±0.10
12.00
±0.20
12.00
±0.20
1.70 MAX.
0.10
±0.05
0.32
±0.05
0.145
±0.055
0.50
±0.15
0
° to 8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com