công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F1007D bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F1007D
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F1007D bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F1007D Datasheet HTML 90Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 91Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 92Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 93Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 94Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 95Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 96Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 97Page - Renesas Technology Corp R5F1007D Datasheet HTML 98Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 202 page
background image
RL78/G13
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TA = -40 to +85
C)
Page 94 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
UART mode bit width (during communication at different potential) (reference)
TxDq
RxDq
Baud rate error tolerance
Baud rate error tolerance
Low-bit width
High-/Low-bit width
High-bit width
1/Transfer rate
1/Transfer rate
Remarks 1.
Rb[
]:Communication line (TxDq) pull-up resistance,
Cb[F]: Communication line (TxDq) load capacitance, Vb[V]: Communication line voltage
2.
q: UART number (q = 0 to 3), g: PIM and POM number (g = 0, 1, 8, 14)
3.
fMCK: Serial array unit operation clock frequency
(Operation clock to be set by the CKSmn bit of serial mode register mn (SMRmn).
m: Unit number, n: Channel number (mn = 00 to 03, 10 to 13))
4.
UART2 cannot communicate at different potential when bit 1 (PIOR1) of peripheral I/O redirection
register (PIOR) is 1.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com