công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F1007C bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F1007C
Giải thích chi tiết về linh kiện  True Low Power Platform
PDF  202 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F1007C bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F1007C Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp R5F1007C Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp R5F1007C Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp R5F1007C Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp R5F1007C Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp R5F1007C Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp R5F1007C Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp R5F1007C Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp R5F1007C Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 202 page
background image
RL78/G13
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TA = -40 to +85
C)
Page 76 of 196
R01DS0131EJ0330 Rev.3.30
Mar 31, 2016
6. Current flowing only to the A/D converter. The supply current of the RL78 microcontrollers is the sum of
IDD1 or IDD2 and IADC when the A/D converter operates in an operation mode or the HALT mode.
7. Current flowing only to the LVD circuit. The supply current of the RL78 microcontrollers is the sum of IDD1,
IDD2 or IDD3 and ILVD when the LVD circuit is in operation.
8. Current flowing only during data flash rewrite.
9. Current flowing only during self programming.
10. For shift time to the SNOOZE mode, see 18.3.3 SNOOZE mode.
Remarks 1. fIL:
Low-speed on-chip oscillator clock frequency
2. fSUB: Subsystem clock frequency (XT1 clock oscillation frequency)
3. fCLK: CPU/peripheral hardware clock frequency
4. Temperature condition of the TYP. value is TA = 25
C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com