công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SU9H-R10008 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện SU9H-R10008
Giải thích chi tiết về linh kiện  SU Coils, SU 9V/9H Type
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

SU9H-R10008 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Kemet Corporation

  SU9H-R10008 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation SU9H-R10008 Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation SU9H-R10008 Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation SU9H-R10008 Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation SU9H-R10008 Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
3
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com
LF0016_SU9V/9H • 6/16/2014
AC Line Filters – SU Coils, SU 9V/9H Type
Specifications
Frequency Characteristics
Notes on Use
Shelf Life
• Usewithin6months.Iftheproductisusedafterastorageperiodof6monthsorlonger,confirmitssolderabilitybeforeuse.
Storage Condition
• Avoid storage in high temperature and high humidity environment, as such condition may deteriorate the solderability of external
electrode.
• Avoid storage in atmosphere containing toxic gases or acid (e.g., sulphur and chlorine), as such gas may deteriorate the
solderability of external electrode.
• Avoidstoragenearstrongmagneticfield,assuchconditionmaymagnetizetheproduct.
Item
SU 9V/9H
Rated Voltage
250 VAC
Withstanding Voltage
2400 VAC (2 seconds, between lines)
Insulation Resistance
>100MΩ@500VDC(betweenlines)
Thermal Class
E (120°C)
Operating Temperature Range
-25ºC to T (T = 120 - temperature rise)
Inductance Measurement Condition
1 kHz, 1 V, KC530
AC Line Filters
27
Frequency characteristic
R0118
R0214
R0309
R0701
R0503
R1000
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
6
1
3
3
61
3
6
1
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
3
61
3
6
1
R01180
R02140
R03090
R01180
R02140
R03090
R07017
R05034
R10008
R07017
R05034
R10008
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
07010
05020
10005
07010
05020
10005
1M
100K
10K
1K
100
10
1
Frequency (Hz)
1K
10K
100K
1M
10M 30M
3
3
6
1
3
6
1
3
6
1
3
6
1
1
3
6
1
3
6
3
6
1
3
61
3
6
1
3
61
02080
03050
01100
Common mode



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com