công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS9352AL2-V-AX bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện PS9352AL2-V-AX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Optically Isolated Delta-Sigma Modulator
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

PS9352AL2-V-AX bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  PS9352AL2-V-AX Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-V-AX Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-V-AX Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-V-AX Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-V-AX Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-V-AX Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-V-AX Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-V-AX Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp PS9352AL2-V-AX Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
PS9352AL2
Chapter Title
R08DS0129EJ0100 Rev.1.00
Page 2 of 19
Aug 24, 2015
PACKAGE DIMENSIONS (UNIT: mm)
Lead Bending Type (Gull-wing) For Long Creepage Distance (Surface Mount)
8
1
5
4
5.85±0.25
(0.82)
1.27
0.4±0.1
0.25 M
11.5±0.3
0.75±0.25
(7.62)
S
0.1 S
Weight: 0.316g (typ.)
PHOTOCOUPLER CONSTRUCTION
Parameter
MIN.
Air Distance
8 mm
Outer Creepage Distance
8 mm
Isolation Distance
0.4 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com