công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT45FH4MA bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT45FH4MA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Bank Flash MCU
PDF  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT45FH4MA bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT45FH4MA Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FH4MA Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FH4MA Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FH4MA Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FH4MA Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FH4MA Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FH4MA Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FH4MA Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT45FH4MA Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 145 page
background image
Rev. 1.20
30
De�e��e� 1�� 201�
Rev. 1.20
31
De�e��e� 1�� 201�
HT45F4MA/HT45FH4MA/HT45FH4MA-1
Power Bank Flash MCU
HT45F4MA/HT45FH4MA/HT45FH4MA-1
Power Bank Flash MCU
STATUS Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
—
—
TO
PDF
OV
Z
AC
C
R/W
—
—
R
R
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
—
—
0
0
×
×
×
×
"×" unknown
Bit7~6
Unimplemented,readas"0"
Bit5
TO:WatchdogTime-Outflag
0:Afterpoweruporexecutingthe"CLRWDT"or"HALT"instruction
1:Awatchdogtime-outoccurred.
Bit4
PDF:Powerdownflag
0:Afterpoweruporexecutingthe"CLRWDT"instruction
1:Byexecutingthe"HALT"instruction
Bit3
OV:Overflowflag
0:Nooverflow
1:Anoperationresultsinacarryintothehighest-orderbitbutnotacarryoutofthe
highest-orderbitorviceversa.
Bit2
Z:Zeroflag
0:Theresultofanarithmeticorlogicaloperationisnotzero
1:Theresultofanarithmeticorlogicaloperationiszero
Bit1
AC:Auxiliaryflag
0:Noauxiliarycarry
1:Anoperationresultsinacarryoutofthelownibblesinaddition,ornoborrow
fromthehighnibbleintothelownibbleinsubtraction
Bit0
C:Carryflag
0:Nocarry-out
1:Anoperationresultsinacarryduringanadditionoperationorifaborrowdoes
nottakeplaceduringasubtractionoperation
Cisalsoaffectedbyarotatethroughcarryinstruction.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com