công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SW20N20D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện SW20N20D
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel Enhanced mode TO-252 MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMIPOWER [Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.samwinsemi.com
Logo SEMIPOWER - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

SW20N20D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.

  SW20N20D Datasheet HTML 1Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW20N20D Datasheet HTML 2Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW20N20D Datasheet HTML 3Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW20N20D Datasheet HTML 4Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW20N20D Datasheet HTML 5Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd. SW20N20D Datasheet HTML 6Page - Xian Semipower Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Copyright@ SEMIPOWER Electronic Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Jan. 2017. Rev. 2.0
5/6
SW20N20D
V
DD
DUT
V
DS
R
L
R
GS
10V
IN
10%
V
DS
V
IN
90%
10%
t
d(on)
t
r
t
ON
t
d(off)
t
OFF
t
f
Fig. 12. Switching time test circuit & waveform
Fig. 13. Unclamped Inductive switching test circuit & waveform
Fig. 11. Gate charge test circuit & waveform



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com