công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XUM310 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện XUM310
Giải thích chi tiết về linh kiện  IDT XO LVPECL Crystal Oscillator
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

XUM310 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Device Technology

Back Button XUM310 Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology XUM310 Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology XUM310 Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology XUM310 Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology XUM310 Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology XUM310 Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology XUM310 Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology XUM310 Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology XUM310 Datasheet HTML 10Page - Integrated Device Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
IDT XO LVPECL CRYSTAL OSCILLATOR
6
JUNE 20, 2017
XUQ DATASHEET
Output Waveform
Typical Phase Noise
Oscillator Symmetry
Rise Time/Fall Time Measurements
OUTPUT 2
OUTPUT 1
OUTPUT 2
OUTPUT 1
50% VPP
VOH
VOL
VOH
VOL
½ Period
Period
TR
TF
20% to 80% VPP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com