công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DPS-2000CBA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Delta Electronics, Inc.

tên linh kiện DPS-2000CBA
Giải thích chi tiết về linh kiện  550-2000W 1U Front End AC-DC Power Supply
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.

DPS-2000CBA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Delta Electronics, Inc.

  DPS-2000CBA Datasheet HTML 1Page - Delta Electronics, Inc. DPS-2000CBA Datasheet HTML 2Page - Delta Electronics, Inc. DPS-2000CBA Datasheet HTML 3Page - Delta Electronics, Inc. DPS-2000CBA Datasheet HTML 4Page - Delta Electronics, Inc. DPS-2000CBA Datasheet HTML 5Page - Delta Electronics, Inc. DPS-2000CBA Datasheet HTML 6Page - Delta Electronics, Inc. DPS-2000CBA Datasheet HTML 7Page - Delta Electronics, Inc. DPS-2000CBA Datasheet HTML 8Page - Delta Electronics, Inc. DPS-2000CBA Datasheet HTML 9Page - Delta Electronics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
CRPS
550-2000W 1U Front End AC-DC Power Supply
CRPS_10052016
E-mail: EPSBG_info@deltaww.com
http://www.deltaww.com/epsbg
P4
Mechanical Drawing (DPS-550AB-11 D, DPS-800AB-16 F, DPS-1200AB-4 G)
Mating Connector is FCI 10035388-102LF (DUAL ROW 2x55 total 50 pin) or equivalent
Output Pin Assignment
PIN
Signal Name
PIN
Signal Name
A1
GND
B1
GND
A2
GND
B2
GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com