| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
D22012LP bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
D22012LP bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. |
|
6 / 10 page ![]() Series D2 PCB Mount Miniature Toggles A29 A www.nkkswitches.com Actuator in Down Position D22022B D22022LB Straight PC • Bracket Double Pole Straight PC • Bracket Single Pole Actuator in Down Position D22012B D22012LB Actuator in Down Position D22042B D22042LB Keyway (7.0) .276 (6.2) Dia .244 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) Typ .200 (3.6) .142 (6.8) .268 (14.3) .563 (15.24) .600 (0.4) Typ .016 (2.8) Dia .110 24° (10.5) .413 (22.6) .890 (5.08) Typ .200 (14.4) .567 (0.3) .012 (16.44) .647 (0.7) Typ .028 (5.08) .200 (0.3) .012 3 2 1 5 4 9 8 7 11 10 6 12 (2.54)Typ .100 Keyway (7.0) .276 (5.1) Dia .201 24° (6.2) Dia .244 (17.9) .705 (19.4) .764 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) Typ .200 (3.6) .142 (14.3) .563 (15.24) .600 (0.4) Typ .016 (5.7) .224 Keyway (7.0) .276 (6.2) Dia .244 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) Typ .200 (3.6) .142 (6.8) .268 (14.3) .563 (15.24) .600 (0.4) Typ .016 (2.8) Dia .110 24° (10.5) .413 3 2 1 6 5 4 (12.4) .488 (14.4) .567 (0.3) .012 (16.44) .647 (0.7) Typ .028 (5.08) .200 (0.3) .012 (5.08) .200 Keyway (6.2) Dia .244 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) Typ .200 (3.6) .142 (6.8) .268 (14.3) .563 (15.24) .600 (0.4) Typ .016 (2.8) Dia .110 24° (10.5) .413 (7.0) .276 (14.4) .567 (0.3) .012 (16.44) .647 3 2 1 (0.7) Typ .028 (5.08) .200 Keyway (5.1) Dia .201 24° (6.2) Dia .244 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) Typ .200 (3.6) .142 (17.9) .705 (5.7) .224 (14.3) .563 (19.4) .764 (15.24) .600 (0.4) Typ .016 (5.08) Typ .200 1 2 (1.0) Dia Typ .039 3 (2.54) Typ .100 (7.62) Typ .300 (6.2) Dia .244 (0.8) Dia Typ .031 (5.08) Typ .200 (3.6) .142 (14.3) .563 (15.24) .600 (0.4) Typ .016 (5.1) Dia .201 24° (17.9) .705 (5.7) .224 (19.4) .764 Keyway (7.0) .276 (5.08) Typ .200 (1.0) Dia Typ .039 (2.54) Typ .100 (7.62) Typ .300 4 5 6 1 2 3 (5.08) Typ .200 10 11 12 7 8 9 4 5 6 1 2 3 (5.08) Typ .200 (1.0) Dia Typ .039 (2.54) Typ .100 (7.62) Typ .300 Straight PC • Bracket Four Pole TYPICAL SWITCH DIMENSIONS |