| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LDR3318K7-R bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LDR3318K7-R bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 13 page ![]() LDRxxyy 9/13 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.78 2.03 0.070 0.080 A2 0.03 0.13 0.001 0.005 C 0.25 0.010 C1 0.25 0.010 D 1.02 1.27 0.040 0.050 D1 7.87 8.13 0.310 0.320 F 0.63 0.79 0.025 0.031 G 1.27 0.050 G1 7.62 0.3 H1 5.59 0.220 H2 9.27 9.52 0.365 0.375 H3 8.89 9.14 0.350 0.360 L 10.41 10.67 0.410 0.420 L1 7.49 0.295 L2 8.89 9.14 0.350 0.360 M 0.79 1.04 0.031 0.041 N 0.25 0.010 V3˚ 6˚ 3˚ 6˚ SPAK-7L MECHANICAL DATA PO13F2/A |