công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDR1825K7-R bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LDR1825K7-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  VERY LOW DROP DUAL VOLTAGE REGULATOR
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LDR1825K7-R bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button LDR1825K7-R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LDR1825K7-R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LDR1825K7-R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LDR1825K7-R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LDR1825K7-R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LDR1825K7-R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LDR1825K7-R Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LDR1825K7-R Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LDR1825K7-R Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
LDRxxyy
8/13
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.4
0.6
0.015
0.023
B2
5.2
5.4
0.204
0.212
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
D1
5.1
0.201
E
6.4
6.6
0.252
0.260
E1
4.7
0.185
e
1.27
0.050
G
4.9
5.25
0.193
0.206
G1
2.38
2.7
0.093
0.106
H
9.35
10.1
0.368
0.397
L2
0.8
1
0.031
0.039
L4
0.6
1
0.023
0.039
L5
1
0.039
L6
2.8
0.110
PPAK MECHANICAL DATA
0078180-E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13