| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
XC6201P182PL bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Torex Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XC6201P182PL bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Torex Semiconductor |
|
21 / 22 page ![]() XC6201 Series 205 3 (8) LOAD TRANSIENT RESPONSE XC6201P272 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 Time (2msec/div) 0 40 80 120 160 200 Output Voltage Output Current VIN=3.7V CIN=CL=1.0 µF(tantalum) 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 0 40 80 120 160 200 XC6201P332 Time (2msec/div) Output Voltage Output Current VIN=4.3V CIN=CL=1.0 µF(tantalum) 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 0 40 80 120 160 200 XC6201P502 Time (2msec/div) Output Voltage Output Current VIN=6.0V CIN=CL=1.0 µF(tantalum) 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 0 40 80 120 160 200 Output Voltage Output Current XC6201P132 Time(2msec/div) VIN=2.3V CIN=1.0 µF, CL=2.2µF(tantalum) 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 0 40 80 120 160 200 Output Voltage Output Current XC6201P182 Time(2msec/div) VIN=2.8V CIN=1.0 µF, CL=2.2µF(tantalum) 03S_01XC6201 02.9.12 2:35 PM ページ 205 |