công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6201P142PR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6201P142PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Voltage Regulators
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P142PR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6201P142PR Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 10Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 11Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 12Page - Torex Semiconductor XC6201P142PR Datasheet HTML 13Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
XC6201
Series
193
3
XC6201P332
Ta=25
°C
VIN=4.3V
3.234
3.300
3.366
V
2
IOUT=40mA
IOUTmax
VIN=4.3V
150
1.8
mA
2
VOUT(E)
≥2.97V
ΔVOUT
VIN=4.3V
20
50
mV
2
1mA
≤IOUT≤80mA
Vdif1
Vdif2
IOUT=80mA
200
360
mV
2
IOUT=160mA
450
700
ISS
VIN=4.3V
2.0
5.0
µA1
ΔVOUT
IOUT=40mA
0.2
0.3
%/V
2
ΔVIN・VOUT
4.3V
≤VIN≤10.0V
VIN
10
V
−
ΔVOUT
IOUT=40mA
±100
ppm
2
ΔTopr・VOUT
-40
°C≤Topr≤85°C
/
°C
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
UNITS CIRCUIT
MIN
TYP
MAX
VOUT(E) (Note 2)
Output Voltage
Maximum Output Current
Load Regulation
Dropout Voltage (Note 3)
Supply Current
Line Regulation
Input Voltage
Output Voltage
Temperature Characteristics
VOUT(T)=3.3V (Note 1)
XC6201P502
Ta=25
°C
VIN=6.0V
4.900
5.000
5.100
V
2
IOUT=40mA
IOUTmax
VIN=6.0V
200
1.8
mA
2
VOUT(E)
≥4.5V
ΔVOUT
VIN=6.0V
30
70
mV
2
1mA
≤IOUT≤100mA
Vdif1
Vdif2
IOUT=100mA
160
340
mV
2
IOUT=200mA
400
600
ISS
VIN=6.0V
2.0
6.0
µA1
ΔVOUT
IOUT=40mA
0.2
0.3
%/V
2
ΔVIN・VOUT
6.0V
≤VIN≤10.0V
VIN
10
V
−
ΔVOUT
IOUT=40mA
±100
ppm
2
ΔTopr・VOUT
-40
°C≤Topr≤85°C
/
°C
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
UNITS CIRCUIT
MIN
TYP
MAX
VOUT(E) (Note 2)
Output Voltage
Maximum Output Current
Load Regulation
Dropout Voltage (Note 3)
Supply Current
Line Regulation
Input Voltage
Output Voltage
Temperature Characteristics
Note : 1. VOUT(T) = Specified Output Voltage.
2. VOUT(E) = Effective Output Voltage (i.e. the output voltage when “VOUT(T)+1.0V” is provided while
maintaining a certain IOUT value).
3. Vdif = { VIN1 (Note5) - VOUT1 (Note4) }
4. VOUT1 = A voltage equal to 98% of the output voltage when a stabilised ( VOUT (T) + 1.0V ) is input.
5. VIN1 = The input voltage at the time VOUT1 is output (input voltage has been gradually reduced).
VOUT(T)=5.0V (Note 1)
03S_01XC6201 02.9.12 2:35 PM ページ 193



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com