công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AR0300100 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Alpha Wire

tên linh kiện AR0300100
Giải thích chi tiết về linh kiện  M12-A Female
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire

AR0300100 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Alpha Wire

  AR0300100 Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire AR0300100 Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Ave, Elizabeth, NJ 07207
www.alphawire.com | 1-800-52 ALPHA
1
Customer Specification
PART NO: AR0300100
M12-A Female
Drawings
Technical Data
Cordage Construction
Diameters (In)
Cordage Part Number
100
Component 1
3 COND
a) Conductor
22 (26/36) AWG Bare Copper
0.027
b) Insulation
0.010” Wall, Nom. mPPE
0.047
Insulation Colors
Black, Brown & Blue
Jacket
0.046” Wall, Nom. PUR, Zero Halogen
0.200
a) Color(s)
SLATE
Cord Configuration
End 1
M12-A Female
End 2
Cut End
Insert
Black TPU
Mold Color
Black TPU
Contact
Copper Alloy, Gold plated
Coupling Nut
Copper Alloy, Nickel plated
O-Ring
FKM
Available Lengths
0.6, 1, 3, 5, 10, 15, 20 Meters
Applicable Specifications-
Cable


Số phần tương tự - AR0300100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
AR0300104 ALPHAWIRE-AR0300104 Datasheet
160Kb / 2P
M12-A Female
More results

Mô tả tương tự - AR0300100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
AR0300104 ALPHAWIRE-AR0300104 Datasheet
160Kb / 2P
M12-A Female
AR0400101 ALPHAWIRE-AR0400101 Datasheet
160Kb / 2P
M12-A Female
AR0400105 ALPHAWIRE-AR0400105 Datasheet
160Kb / 2P
M12-A Female
AR0500102 ALPHAWIRE-AR0500102 Datasheet
164Kb / 2P
M12-A Female
AR0500106 ALPHAWIRE-AR0500106 Datasheet
163Kb / 2P
M12-A Female
AR0800103 ALPHAWIRE-AR0800103 Datasheet
166Kb / 2P
M12-A Female
AR0800112 ALPHAWIRE-AR0800112 Datasheet
168Kb / 3P
M12-A Female
AR0800123 ALPHAWIRE-AR0800123 Datasheet
169Kb / 3P
M12-A Female
AR0800124 ALPHAWIRE-AR0800124 Datasheet
169Kb / 3P
M12-A Female
AR1200125 ALPHAWIRE-AR1200125 Datasheet
175Kb / 2P
M12-A Female
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com