| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TS93X bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS93X bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 17 page ![]() TS93x, TS93xA, TS93xB Package information Doc ID 6911 Rev 5 11/17 3.1 SO-8 package information Figure 21. SO-8 package outline Table 6. SO-8 package mechanical data Symbol Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.75 0.069 A1 0.10 0.25 0.004 0.010 A2 1.25 0.049 b 0.28 0.48 0.011 0.019 c 0.17 0.23 0.007 0.010 D 4.80 4.90 5.00 0.189 0.193 0.197 E 5.80 6.00 6.20 0.228 0.236 0.244 E1 3.80 3.90 4.00 0.150 0.154 0.157 e 1.27 0.050 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.40 1.27 0.016 0.050 L1 1.04 0.040 k1° 8° 1° 8° ccc 0.10 0.004 |