công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS5524-AP bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS5524-AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 BIT OR 24 BIT 2/4/8 CHANNEL ADCS WITH PGIA
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS5524-AP bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Cirrus Logic

Back Button CS5524-AP Datasheet HTML 48Page - Cirrus Logic CS5524-AP Datasheet HTML 49Page - Cirrus Logic CS5524-AP Datasheet HTML 50Page - Cirrus Logic CS5524-AP Datasheet HTML 51Page - Cirrus Logic CS5524-AP Datasheet HTML 52Page - Cirrus Logic CS5524-AP Datasheet HTML 53Page - Cirrus Logic CS5524-AP Datasheet HTML 54Page - Cirrus Logic CS5524-AP Datasheet HTML 55Page - Cirrus Logic CS5524-AP Datasheet HTML 56Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 56 page
background image
CS5521/22/23/24/28
DS317F2
55
Notes: 1. “D” and “E1” are reference datums and do not included mold flash or protrusions, but do include mold
mismatch and are measured at the parting line, mold flash or protrusions shall not exceed 0.20 mm per
side.
2. Dimension “b” does not include dambar protrusion/intrusion. Allowable dambar protrusion shall be
0.13 mm total in excess of “b” dimension at maximum material condition. Dambar intrusion shall not
reduce dimension “b” by more than 0.07 mm at least material condition.
3. These dimensions apply to the flat section of the lead between 0.10 and 0.25 mm from lead tips.
INCHES
MILLIMETERS
NOTE
DIM
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
A
--
--
0.084
--
--
2.13
A1
0.002
0.006
0.010
0.05
0.13
0.25
A2
0.064
0.068
0.074
1.62
1.73
1.88
b
0.009
--
0.015
0.22
--
0.38
2,3
D
0.311
0.323
0.335
7.90
8.20
8.50
1
E
0.291
0.307
0.323
7.40
7.80
8.20
E1
0.197
0.209
0.220
5.00
5.30
5.60
1
e
0.022
0.026
0.030
0.55
0.65
0.75
L
0.025
0.03
0.041
0.63
0.75
1.03
∝
0°
4°
8°
0°
4°
8°
JEDEC #: MO-150
Controling Dimension is Millimeters.
24L SSOP PACKAGE DRAWING
E
N
1 23
e
b2
A1
A2
A
D
SEATING
PLANE
E11
L
SIDE VIEW
END VIEW
TOP VIEW
∝



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com