công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2145AF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA2145AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA2145AF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TA2145AF Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA2145AF Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
TA2145AF
2002-04-19
3
Terminal Explanation (Terminal Voltage: Typical terminal voltage at no signal with test
circuit, VCC
==== 3 V, Ta ==== 25°C)
Terminal
No.
Name
Function
Internal Circuit
Terminal
Voltage
(v)
1
PRE GND
The GND, except for power drive
stage and motor governer stage.
¾
0
2
INA
23
INB
Input of preamplifier
1.2
3
NFA
22
NFB
NF of preamplifier
1.2
4
PRE OUTA
21
PRE OUTB
Output of preamplifier
7
OUTB
8
OUTA
9
OUTC
Output of power amplifier
1.2
5
PW INA
20
PW INB
Input of power amplifier
1.2
6
VCTL
The terminal of DC volume control
¾
VREF
3
2
500
W
500
W
RF
4
VCC
5
VREF
RF
VCC
6
VREF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com