công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RG4B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện RG4B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Sinterglass Diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

RG4B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  RG4B Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix RG4B Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix RG4B Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix RG4B Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix RG4B Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number 86076
Rev. 2, 28-Jan-03
VISHAY
RG4A to RG4J
Vishay Semiconductors
Package Dimensions in Inches (mm)
0.180 (4.6)
0.115 (2.9)
0.042 (1.07)
0.038 (0.962)
DIA.
DIA.
MAX.
0.300 (7.6)
1.0 (25.4)
MIN.
1.0 (25.4)
MIN.
17032



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com