công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FCP14965 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cree, Inc

tên linh kiện FCP14965
Giải thích chi tiết về linh kiện  Florentina series
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREE [Cree, Inc]
Trang chủ  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

FCP14965 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cree, Inc

  FCP14965 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc FCP14965 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc FCP14965 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc FCP14965 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc FCP14965 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
PRODUCT DATASHEET
Florentina series
last update 21/9/2016
DETAILS
Product Number
FCP14965_FLORENTINA-2X2-RS
Family
Florentina
Type
Assembly
Color
black
Diameter
95,57x95,57 mm
Height
17,72 mm
Style
square
Optic Material
PC,PC
Holder Material
Fastening
screw, pin
Status
production ready
ROHS Comliant
Yes
Date Updated
21/09/2016
OPTICAL PROPERTIES
Viewing
Light
Effi-
LED
Angle
Beam
ciency
cd/lm
Connector
-
NA deg
-
-
-
XHP35 HD
17 deg
86 %
7.000
-
June 9th 2017 5:30 Copyright Ledil Oy - Subject to change without prior notice - Page 1/1
Ledil Oy
Salorankatu 10
24240 SALO, Finland
http://www.ledil.com
email: ledil@ledil.com
FAX: +358-2-733 8001


Số phần tương tự - FCP14965

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
FCP14965 LEDIL-FCP14965 Datasheet
5Mb / 6P
~10째 spot beam
More results

Mô tả tương tự - FCP14965

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
FC14971 CREE-FC14971 Datasheet
878Kb / 11P
Florentina series
FC14973 CREE-FC14973 Datasheet
1Mb / 17P
Florentina series
FC14974 CREE-FC14974 Datasheet
1Mb / 17P
Florentina series
FC14975 CREE-FC14975 Datasheet
1Mb / 15P
Florentina series
FC15465 CREE-FC15465 Datasheet
765Kb / 7P
Florentina series
FC15724 CREE-FC15724 Datasheet
1Mb / 17P
Florentina series
FC15725 CREE-FC15725 Datasheet
1Mb / 19P
Florentina series
FC15726 CREE-FC15726 Datasheet
1Mb / 19P
Florentina series
FCA15450 CREE-FCA15450 Datasheet
165Kb / 4P
Florentina series
FCA15451 CREE-FCA15451 Datasheet
185Kb / 4P
Florentina series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com