công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

US5K bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện US5K
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.0 AMP HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

US5K bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nanjing International Group Co

  US5K Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co US5K Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
.4
.6
.8
1.0 1.2 1.4
.001
.01
.1
1.0
10
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (US5A THRU RS5M)
FIG.1-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
0
7
0
140
280
35
0
210
(+)
(+)
25Vdc
(approx.)
()
()
PULSE
GENERATOR
(NOTE 2)
OSCILLISCOPE
(NOTE 1)
1
NON-
INDUCTIVE
W
NOTES: 1. Rise Time= 7ns max., Input Impedance= 1 megohm.22pF.
2. Rise Time= 10ns max., Source Impedance= 50 ohms.
+0.5A
0
-0.25A
-1.0A
|
|
|
|
|
|
|
|
1cm
SET TIME BASE FOR
50/10ns/cm
trr
D.U.T.
FIG.3- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE
RECOVERY TIME CHARACTERISTICS
10
NONINDUCTIVE
50
NONINDUCTIVE
W
W
Tj=25 C
FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT
1.0
0
2.0
3
.0
4
.0
5
.0
6
.0
DERATING CURVE
1.6 1.8
REVERSE VOLTAGE,(V)
175
150
125
100
75
50
25
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
110
5
50
100
Tj=25 C
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive Or Inductive Load
AMBIENT TEMPERATURE ( C)
0
25
50
75
100
125
150
175



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com