công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMF60R115P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - MagnaChip Semiconductor.

tên linh kiện MMF60R115P
Giải thích chi tiết về linh kiện  600V 0.115(ohm) N-channel MOSFET
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MGCHIP [MagnaChip Semiconductor.]
Trang chủ  http://www.magnachip.co.kr
Logo MGCHIP - MagnaChip Semiconductor.

MMF60R115P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - MagnaChip Semiconductor.

  MMF60R115P Datasheet HTML 1Page - MagnaChip Semiconductor. MMF60R115P Datasheet HTML 2Page - MagnaChip Semiconductor. MMF60R115P Datasheet HTML 3Page - MagnaChip Semiconductor. MMF60R115P Datasheet HTML 4Page - MagnaChip Semiconductor. MMF60R115P Datasheet HTML 5Page - MagnaChip Semiconductor. MMF60R115P Datasheet HTML 6Page - MagnaChip Semiconductor. MMF60R115P Datasheet HTML 7Page - MagnaChip Semiconductor. MMF60R115P Datasheet HTML 8Page - MagnaChip Semiconductor. MMF60R115P Datasheet HTML 9Page - MagnaChip Semiconductor. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
MMF60R115P Datasheet
Aug. 2014 Revision 1.0
MagnaChip Semiconductor Ltd.
1
Parameter
Value
Unit
VDS @ Tj,max
650
V
RDS(on),max
0.115
VTH,typ
3
V
ID
33
A
Qg,typ
79
nC
Order Code
Marking
Temp. Range
Package
Packing
RoHS Status
MMF60R115PTH
60R115P
-55 ~ 150℃
TO-220F
Tube
Halogen Free
MMF60R115P
600V 0.115Ω N-channel MOSFET
 Description
MMF60R115P is power MOSFET using magnachip
’s advanced super junction technology that can
realize very low on-resistance and gate charge. It will provide much high efficiency by using
optimized charge coupling technology. These user friendly devices give an advantage of Low EMI to
designers as well as low switching loss.
 Features
 Low Power Loss by High Speed Switching and Low On-Resistance
 100% Avalanche Tested
 Green Package – Pb Free Plating, Halogen Free
 Key Parameters
 Ordering Information
 Applications
 PFC Power Supply Stages
 Switching Applications
 Adapter
 Motor Control
 DC – DC Converters
G
D
S
G
D
G
S
G
D S
G
Package & Internal Circuit


Số phần tương tự - MMF60R115P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
MMF60R115PTH ISC-MMF60R115PTH Datasheet
322Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - MMF60R115P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
JANSR2N7294 INTERSIL-JANSR2N7294 Datasheet
48Kb / 7P
23A, 200V, 0.115 Ohm, Rad Hard, N-Channel Power MOSFET
June 1998
logo
Fairchild Semiconductor
FDH34N40 FAIRCHILD-FDH34N40 Datasheet
178Kb / 6P
34A, 400V, 0.115 Ohm, N-Channel SMPS Power MOSFET
logo
MagnaChip Semiconductor...
MMD60R360Q MGCHIP-MMD60R360Q Datasheet
1Mb / 10P
600V 0.36(ohm) N-channel MOSFET
MMD60R580PB MGCHIP-MMD60R580PB Datasheet
1Mb / 10P
600V 0.58(ohm) N-channel MOSFET
MMD60R900P MGCHIP-MMD60R900P Datasheet
1Mb / 10P
600V 0.9(ohm) N-channel MOSFET
MMQ60R070P MGCHIP-MMQ60R070P Datasheet
1Mb / 10P
600V 0.07(ohm) N-channel MOSFET
MMQ60R115P MGCHIP-MMQ60R115P Datasheet
1Mb / 10P
600V 0.115(ohm) N-channel MOSFET
MMQ60R115PC MGCHIP-MMQ60R115PC Datasheet
1Mb / 10P
600V 0.115(ohm) N-channel MOSFET
MMFT60R115PC MGCHIP-MMFT60R115PC Datasheet
1Mb / 10P
600V 0.115(ohm) N-channel MOSFET
MMFT60R290P MGCHIP-MMFT60R290P Datasheet
1Mb / 10P
600V 0.29(ohm) N-channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com