| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TAC394K035P01-F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TAC394K035P01-F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics |
|
2 / 4 page ![]() CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com Type TAC Solid Tantalum Capacitors Capacitor Outline Drawing CDE reserves the right to substitute a tighter tolerance, higher voltage capacitor within the same case size. L D d 1.500 ±.125 (38.1 ±3.18) 1.500 ±.125 (38.1 ±3.18) Ratings + Inches (Millimeters) Case Code D (Max) L (Max) d 1 .095 (2.41) .260 (6.6) .020 (.51) 2 .110 (2.79) .290 (7.37) .020 (.51) 5 .180 (4.57) .345 (8.76) .020 (.51) 6 .180 (4.57) .420 (10.67) .020 (.51) 7 .280 (7.11) .530 (13.46) .025 (.64) 8 .300 (7.62) .710 (18.03) .025 (.64) Max Max Catalog Case DCL DF % Cap Part Number Code @ +25 ºC @ +25 ºC (µF) (µA) 120 Hz 6 WVdc @ 85 ºC 4 WVdc @ 125 ºC 3.3 TAC335K006P01-F 1 0.5 4 3.9 TAC395K006P01-F 1 0.5 4 4.7 TAC475K006P01-F 1 0.5 4 5.6 TAC565K006P02-F 2 0.5 4 6.8 TAC685K006P02-F 2 0.5 6 8.2 TAC825K006P02-F 2 0.5 6 10 TAC106K006P02-F 2 0.5 6 12 TAC126K006P02-F 2 0.6 6 15 TAC156K006P02-F 2 0.7 6 18 TAC186K006P05-F 5 0.9 6 22 TAC226K006P05-F 5 1.1 6 27 TAC276K006P05-F 5 1.3 6 33 TAC336K006P05-F 5 1.5 6 39 6 1.9 6 47 TAC396K006P06-F TAC476K006P06-F 6 2.3 6 56 6 2.7 6 68 6 3.3 6 82 7 3.9 8 100 7 4.8 8 120 TAC566K006P06-F TAC686K006P06-F TAC826K006P07-F TAC107K006P07-F TAC127K006P07-F 7 5.0 8 150 7 5.0 8 180 7 8.6 8 220 7 10.0 8 270 8 10.0 8 330 TAC157K006P07-F TAC187K006P07-F TAC227K006P07-F TAC277K006P08-F TAC337K006P08-F 8 10.0 8 10 WVdc @ 85 ºC 7 WVdc @ 125 ºC 2.2 1 0.5 4 2.7 1 0.5 4 3.3 1 0.5 4 3.9 2 0.5 4 4.7 TAC225K010P01-F TAC275K010P01-F TAC335K010P01-F TAC395K010P02-F TAC475K010P02-F 2 0.5 4 5.6 2 0.5 4 6.8 2 0.5 6 8.2 2 0.7 6 10 2 0.8 6 12 TAC565K010P02-F TAC685K010P02-F TAC825K010P02-F TAC106K010P02-F TAC126K010P05-F 5 1.0 6 Max Max Catalog Case DCL DF % Cap Part Number Code @ +25 ºC @ +25 ºC (µF) (µA) 120 Hz 10 WVdc @ 85 ºC 7 WVdc @ 125 ºC 15 5 1.2 6 18 5 1.4 6 22 5 1.5 6 27 6 2.2 6 33 TAC156K010P05-F TAC186K010P05-F TAC226K010P05-F TAC276K010P06-F TAC336K010P06-F 6 2.6 6 39 6 3.1 6 47 6 3.8 6 56 7 4.4 6 68 7 5.0 6 82 TAC396K010P06-F TAC476K010P06-F TAC566K010P07-F TAC686K010P07-F TAC826K010P07-F 7 5.0 8 100 TAC107K010P07-F 7 8.0 8 120 TAC127K010P07-F 7 9.6 8 150 TAC157K010P07-F 7 10.0 8 180 TAC187K010P08-F 8 10.0 8 220 TAC227K010P08-F 8 10.0 8 15 WVdc @ 85 ºC 10 WVdc @ 125 ºC 1.5 TAC155K015P01-F 1 0.5 4 1.8 TAC185K015P01-F 1 0.5 4 2.2 1 0.5 4 2.7 2 0.5 4 3.3 TAC225K015P01-F TAC275K015P02-F TAC335K015P02-F 2 0.5 4 3.9 2 0.5 4 4.7 2 0.6 4 5.6 2 0.7 4 6.8 2 0.8 6 8.2 TAC395K015P02-F TAC475K015P02-F TAC565K015P02-F TAC685K015P02-F TAC825K015P05-F 5 1.0 6 10 5 1.2 6 12 5 1.4 6 15 5 1.5 6 18 6 2.2 6 22 TAC106K015P05-F TAC126K015P05-F TAC156K015P05-F TAC186K015P06-F TAC226K015P06-F 6 2.6 6 27 6 3.2 6 33 6 4.0 6 39 7 4.7 6 47 7 5.0 6 56 TAC276K015P06-F TAC336K015P06-F TAC396K015P07-F TAC476K015P07-F TAC566K015P07-F 7 6.7 6 |