| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
OA1ZHA bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OA1ZHA bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 35 page ![]() Package information OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA 32/35 DocID025994 Rev 2 Table 9: QFN16 3x3 mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 0.031 0.035 0.039 A1 0 0.05 0 0.002 A3 0.20 0.008 b 0.18 0.30 0.007 0.012 D 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 D2 1.50 1.80 0.059 0.071 E 2.90 3.00 3.10 0.114 0.118 0.122 E2 1.50 1.80 0.059 0.071 e 0.50 0.020 L 0.30 0.50 0.012 0.020 Figure 55: QFN16 3x3 recommended footprint |