công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SEK331M160ST bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cornell Dubilier Electronics

tên linh kiện SEK331M160ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  Available in T&R and ammo pack
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
Trang chủ  http://www.cde.com
Logo CDE - Cornell Dubilier Electronics

SEK331M160ST bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cornell Dubilier Electronics

  SEK331M160ST Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics SEK331M160ST Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics SEK331M160ST Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics SEK331M160ST Datasheet HTML 4Page - Cornell Dubilier Electronics SEK331M160ST Datasheet HTML 5Page - Cornell Dubilier Electronics SEK331M160ST Datasheet HTML 6Page - Cornell Dubilier Electronics SEK331M160ST Datasheet HTML 7Page - Cornell Dubilier Electronics SEK331M160ST Datasheet HTML 8Page - Cornell Dubilier Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
Type SEK 105 ºC Radial Leaded Aluminum Electrolytic Capacitors
Max ESR Max Ripple
Catalog
120 Hz
120 Hz
Size in. (mm)
Cap
Part Number
25 ºC
105 ºC
Diameter
Length
Lead Space
Lead Dia.
(µF)
(Ω)
(mA)
(D)
(L)
(S)
(d)
6.3 Vdc (8 Volts Surge)
100
SEK101M6R3ST
3.45
100
.197 (5.0)
.433 (11.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.5)
220
SEK221M6R3ST
1.57
165
.248 (6.3)
.433 (11.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.5)
330
SEK331M6R3ST
1.05
200
.248 (6.3)
.453 (11.5)
.098 (2.5)
.0197 (0.5)
470
SEK471M6R3ST
0.73
280
.315 (8.0)
.453 (11.5)
.138 (3.5)
.0236 (0.6)
1000
SEK102M6R3ST
0.35
470
.394 (10.0)
.512 (13.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
2200
SEK222M6R3ST
0.17
930
.394 (10.0)
.827 (21.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
3300
SEK332M6R3ST
0.12
1100
.512 (13.0)
.827 (21.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
4700
SEK472M6R3ST
0.10
1320
.630 (16.0)
.984 (26.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
6800
SEK682M6R3ST
0.07
1490
.630 (16.0)
.984 (25.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
10000
SEK103M6R3ST
0.06
1830
.630 (16.0)
1.26 (32.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
15000
SEK153M6R3ST
0.05
2280
.709 (18.0)
1.40 (36.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
10 Vdc (13 Volts Surge)
47
SEK470M010ST
6.21
75
.197 (5.0)
.433 (11.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.5)
100
SEK101M010ST
2.92
110
.197 (5.0)
.433 (11.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.5)
220
SEK221M010ST
1.33
180
.248 (6.3)
.433 (11.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.5)
330
SEK331M010ST
0.88
255
.315 (8.0)
.453 (11.5)
.138 (3.5)
.0236 (0.6)
470
SEK471M010ST
0.62
305
.315 (8.0)
.453 (11.5)
.138 (3.5)
.0236 (0.6)
1000
SEK102M010ST
0.29
570
.394 (10.0)
.630 (16.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
2200
SEK222M010ST
0.14
1010
.512 (13.0)
.827 (21.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
3300
SEK332M010ST
0.10
1220
.512 (13.0)
.984 (25.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
4700
SEK472M010ST
0.08
1410
.630 (16.0)
.984 (25.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
6800
SEK682M010ST
0.07
1610
.630 (16.0)
1.26 (32.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
10000
SEK103M010ST
0.05
1980
.709 (18.0)
1.40 (36.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
15000
SEK153M010ST
0.04
3330
.709 (18.0)
1.65 (42.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
16 Vdc (20 Volts Surge)
33
SEK330M016ST
7.24
70
.197 (5.0)
.433 (11.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.5)
47
SEK470M016ST
5.08
85
.197 (5.0)
.433 (11.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.5)
100
SEK101M016ST
2.39
135
.248 (6.3)
.433 (11.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.5)
220
SEK221M016ST
1.09
235
.315 (8.0)
.453 (11.5)
.138 (3.5)
.0236 (0.6)
330
SEK331M016ST
0.72
285
.315 (8.0)
.433 (11.0)
.138 (3.5)
.0236 (0.6)
470
SEK471M016ST
0.51
395
.394 (10.0)
.512 (13.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
1000
SEK102M016ST
0.24
700
.394 (10.0)
.827 (21.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
2200
SEK222M016ST
0.12
1150
.512 (13.0)
.827 (21.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
3300
SEK332M016ST
0.09
1350
.512 (13.0)
.984 (26.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
4700
SEK472M016ST
0.07
1560
.630 (16.0)
1.26 (32.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
6800
SEK682M016ST
0.06
1790
.709 (18.0)
1.40 (36.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
10000
SEK103M016ST
0.05
2884
.709 (18.0)
1.65 (42.0)
.295 (7.5)
.0315 (0.8)
25 Vdc (32 Volts Surge)
10
SEK100M025ST
21.23
50
.197 (5.0)
.433 (11.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.5)
22
SEK220M025ST
9.65
60
.197 (5.0)
.433 (11.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.5)
33
SEK330M025ST
6.43
75
.197 (5.0)
.433 (11.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.5)
47
SEK470M025ST
4.52
90
.197 (5.0)
.433 (11.0)
.079 (2.0)
.0197 (0.5)
100
SEK101M025ST
2.12
145
.248 (6.3)
.433 (11.0)
.098 (2.5)
.0197 (0.5)
220
SEK221M025ST
0.97
250
.315 (8.0)
.433 (11.0)
.138 (3.5)
.0236 (0.6)
330
SEK331M025ST
0.64
355
.394 (10.0)
.512 (13.0)
.197 (5.0)
.0236 (0.6)
Capacitance
Rated
Lead
Type Capacitance Tolerance
Voltage
Packaging
Configuration
(µF)
(%)
(Vdc)
SEK
100
M
100
S
T
3R0 = 3
K = ±10
6R3 = 6.3
A = Tape & Ammo
1 = Lead cut
100 = 10
M = ±20
010 = 10
E = Different Characteristic
2 = Lead form
101 = 100
100 = 100
R = Tape & Reel
4 = Lead crimp & cut (form)
102 = 1000
S = Standard
T = Standard
Ratings



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com