công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMX324 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LMX324
Giải thích chi tiết về linh kiện  No crossover distortion
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LMX324 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - STMicroelectronics

Back Button LMX324 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics LMX324 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics LMX324 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics LMX324 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics LMX324 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics LMX324 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics LMX324 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics LMX324 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics LMX324 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 25 page
background image
Package information
LMX321, LMX358, LMX324
20/25
DocID022943 Rev 3
5.5
SO8 package information
Figure 27. SO8 package mechanical drawing
Table 9. SO8 package mechanical data
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A1.75
0.069
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
A2
1.25
0.049
b
0.28
0.48
0.011
0.019
c
0.17
0.23
0.007
0.010
D
4.80
4.90
5.00
0.189
0.193
0.197
E
5.80
6.00
6.20
0.228
0.236
0.244
E1
3.80
3.90
4.00
0.150
0.154
0.157
e
1.27
0.050
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.40
1.27
0.016
0.050
L1
1.04
0.040
k
1 °
8 °
1 °
8 °
ccc
0.10
0.004



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25