| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CS70 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS70 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 24 page ![]() Parameter definitions CS70 14/24 DocID026041 Rev 1 Figure 17. Vout versus Vsense characteristics: detail for low Vsense values The values of Vsense1 and Vsense2 used for the input offset calculations are detailed in Table 10. Table 10. Test conditions for Vos voltage calculation Av (V/V) Vsense1 (mV) Vsense2 (mV) 20 50 5 25 50 5 50 50 5 100 40 5 AM04520 Vos Vsense2 Vsense Vout Vsense1 Vout_1 Vout_2 |