công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M58LW64D bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M58LW64D
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Mbit (8Mb x8, 4Mb x16, Uniform Block) 3V Supply Flash Memory
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M58LW64D bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - STMicroelectronics

Back Button M58LW64D Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics M58LW64D Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics M58LW64D Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics M58LW64D Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics M58LW64D Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics M58LW64D Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics M58LW64D Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics M58LW64D Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics M58LW64D Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 50 page
background image
M58LW064D
42/50
Figure 19. Erase Suspend & Resume Flowchart and Pseudo Code
Write 70h
AI00615b
Read Status
Register
YES
NO
SR7 = 1
YES
NO
SR6 = 1
Erase Continues
Write FFh
Program/Erase Suspend Command:
– write B0h
– write 70h
do:
– read status register
while SR7 = 1
If SR6 = 0, Erase completed
Read Memory Array command:
– write FFh
– one or more data reads
from other blocks
Write D0h
Read data from
another block
or Program
Start
Write B0h
Erase Complete
Write FFh
Read Data
Program/Erase Resume command:
– write D0h to resume the Erase
operation
– if the Program operation completed
then this is not necessary. The device
returns to Read mode as normal
(as if the Program/Erase suspend
was not issued).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com