công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MDP9N50TH bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - MagnaChip Semiconductor.

tên linh kiện MDP9N50TH
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel MOSFET 500V, 9.0 A, 0.85(ohm)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MGCHIP [MagnaChip Semiconductor.]
Trang chủ  http://www.magnachip.co.kr
Logo MGCHIP - MagnaChip Semiconductor.

MDP9N50TH bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - MagnaChip Semiconductor.

  MDP9N50TH Datasheet HTML 1Page - MagnaChip Semiconductor. MDP9N50TH Datasheet HTML 2Page - MagnaChip Semiconductor. MDP9N50TH Datasheet HTML 3Page - MagnaChip Semiconductor. MDP9N50TH Datasheet HTML 4Page - MagnaChip Semiconductor. MDP9N50TH Datasheet HTML 5Page - MagnaChip Semiconductor. MDP9N50TH Datasheet HTML 6Page - MagnaChip Semiconductor.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Dec 2009. Version 1.1
MagnaChip Semiconductor Ltd
.
3
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.1
1
10
100
25℃
150℃
Notes :
※
1. V
GS = 0 V
2. I
D
= 250㎂
V
SD, Source-Drain Voltage [V]
Fig.5 Transfer Characteristics
Fig.1 On-Region Characteristics
Fig.2 On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage
Fig.3 On-Resistance Variation with
Temperature
Fig.4 Breakdown Voltage Variation vs.
Temperature
Fig.6 Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current and
Temperature
0
5
10
15
20
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
V
GS=10.0V
V
GS=20V
I
D,Drain Current [A]
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
V
GS=10V
V
GS=4.5V
Notes :
※
1. V
GS = 10 V
2. I
D = 5 A
T
J, Junction Temperature [
oC]
4
5
6
7
8
1
10
25℃
* Notes ;
1. V
DS=30V
150℃
-55℃
V
GS [V]
0.1
1
10
0.1
1
10
Notes
1. 250㎲ PulseTest
2. T
C=25
℃
V
gs=5.5V
=6.0V
=6.5V
=7.0V
=8.0V
=10.0V
V
DS,Drain-Source Voltage [V]
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Notes :
※
1. V
GS = 0 V
2. I
D
= 250㎂
T
J, Junction Temperature [
oC]



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com