công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MDP5N50TH bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - MagnaChip Semiconductor.

tên linh kiện MDP5N50TH
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel MOSFET 500V, 5.0 A, 1.4(ohm)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MGCHIP [MagnaChip Semiconductor.]
Trang chủ  http://www.magnachip.co.kr
Logo MGCHIP - MagnaChip Semiconductor.

MDP5N50TH bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - MagnaChip Semiconductor.

  MDP5N50TH Datasheet HTML 1Page - MagnaChip Semiconductor. MDP5N50TH Datasheet HTML 2Page - MagnaChip Semiconductor. MDP5N50TH Datasheet HTML 3Page - MagnaChip Semiconductor. MDP5N50TH Datasheet HTML 4Page - MagnaChip Semiconductor. MDP5N50TH Datasheet HTML 5Page - MagnaChip Semiconductor. MDP5N50TH Datasheet HTML 6Page - MagnaChip Semiconductor.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Sep 2011. Version 1.2
MagnaChip Semiconductor Ltd.
6
Physical Dimensions
3 Leads, TO-220
Dimensions are in millimeters unless otherwise specified



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com