công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS84 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện SS84
Giải thích chi tiết về linh kiện  8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

SS84 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nanjing International Group Co

  SS84 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co SS84 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co SS84 Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1
100
4
0
100
200
300
8
Figure 5
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperes versus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
6
10 20
60 80
40
400
500
600
Figure 4
Typical Reverse Characteristics
Instantaneous Reverse Leakage Current - MicroAmperes versus
Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts
Volts
.4
.6
2
1
mAmps
20
120
40
60
80
100
.001
.002
.004
.006
.01
.02
.04
.06
.1
.2
4
6
10
140
S
S82-845
S
S85-810
75
°C
25
°C
100
°C
Version 1.1
2013/2/27
http://www.
dgnjdz.com



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com