công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDR12BP101DFYP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - AVX Corporation

tên linh kiện CDR12BP101DFYP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Microwave MLC?셲
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

CDR12BP101DFYP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - AVX Corporation

  CDR12BP101DFYP Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation CDR12BP101DFYP Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation CDR12BP101DFYP Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation CDR12BP101DFYP Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation CDR12BP101DFYP Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation CDR12BP101DFYP Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation CDR12BP101DFYP Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation CDR12BP101DFYP Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
8
218
Microwave MLC’s
Performance Curves
AVX CORPORATION
100
1000
Frequency (MHz)
2 Picofarad
15 Picofarad
100 Picofarad
1000
100
10
Q
10000
TYPICAL Q vs. FREQUENCY
AQ13/14
MIL-PRF-55681E - BP
STANDARD - A
AVX CORPORATION
1
10
100
Capacitance (pF)
250 MHz
500 MHz
1000 MHz
0.1
0.01
ESR (ohms)
1
TYPICAL ESR vs. CAPACITANCE
AQ13/14
MIL-PRF-55681E - BP
STANDARD - A
AVX CORPORATION
1
10
100
Capacitance (pF)
250 MHz
500 MHz
1000 MHz
1000
100
10
Q
10000
TYPICAL Q vs. CAPACITANCE
AQ13/14
MIL-PRF-55681E - BP
STANDARD - A
AVX CORPORATION
100
1000
Frequency (MHz)
100 Picofarad
47 Picofarad
15 Picofarad
0.1
0.01
ESR (ohms)
1
TYPICAL ESR vs. FREQUENCY
AQ13/14
MIL-PRF-55681E - BP
STANDARD - A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com