công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ASG2-LJ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Abracon Corporation

tên linh kiện ASG2-LJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Short lead time
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation

ASG2-LJ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Abracon Corporation

  ASG2-LJ Datasheet HTML 1Page - Abracon Corporation ASG2-LJ Datasheet HTML 2Page - Abracon Corporation ASG2-LJ Datasheet HTML 3Page - Abracon Corporation ASG2-LJ Datasheet HTML 4Page - Abracon Corporation ASG2-LJ Datasheet HTML 5Page - Abracon Corporation ASG2-LJ Datasheet HTML 6Page - Abracon Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
OPTIONS & PART IDENTIFICATION:
ASG2-LJ
2.5 x 2.0 x 1.0 mm
30332 Esperanza,Rancho SantaMargarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001| www.abracon.com
Revised: 06/03/2016
Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale
ABRACON IS
CERTIFIED
ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED
Pb RoHS / RoHS II Compliant
ESD Sensitive
Table of Available Configurations
Abracon P/N
Frequency
(MHz)
Freq. Stability
Over Temperature
(ppm)
Operating
Temperature
(°C)
Supply
Voltage
(V)
Output
Type
ASG2-LJ-
100.000MHz-
513259
100
±35
-40 to +85
3.3
LVPECL
ASG2-LJ-
125.000MHz-
513280
125
±35
-40 to +85
3.3
LVPECL
ASG2-LJ-
125.000MHz-
513281
125
±35
-40 to +85
2.5
LVPECL
ASG2-LJ-
156.250MHz-
513282
156.25
±35
-40 to +85
3.3
LVPECL
ASG2-LJ-
156.250MHz-
513283
156.25
±35
-40 to +85
2.5
LVPECL
ASG2-LJ-
200.000MHz-
513284
200
±35
-40 to +85
3.3
LVPECL
ASG2-LJ-
212.500MHz-
513285
212.5
±35
-40 to +85
3.3
LVPECL
ASG2-LJ-
250.000MHz-
513286
250
±35
-40 to +85
3.3
LVPECL
ASG2-LJ-
312.500MHz-
513287
312.5
±35
-40 to +85
3.3
LVPECL
ASG2-LJ-
400.000MHz-
513288
400
±35
-40 to +85
3.3
LVPECL
ASG2 - LJ -
MHz -
-
Frequency
See Table below for
available frequencies
Packaging
Blank = Bulk
T = Tape & Reel(3k/reel)
Configuration Code
See Table below for
available configurations
Programmable – High Performance Low Jitter SMD XO



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com