công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6201P482PR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6201P482PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Voltage Regulators
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6201P482PR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Torex Semiconductor

  XC6201P482PR Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6201P482PR Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
XC6201
Series
189
3
■Marking
GSOT-89, SOT-25
qwer
SOT-89
SOT-25
q Represents the product name
SYMBOL
PRODUCT NAME
1
XC6201PXXXXX
w Represents the type of regulator
VOLTAGE(V)
0.1∼3.0
3.1∼6.0
6.1∼9.0
SYMBOL
5
6
7
e Represents the Output Voltage
SYMBOL
OUTPUT VOLTAGE (V)
SYMBOL
OUTPUT VOLTAGE (V)
0
3.1
F
4.6
1
3.2
H
1.7
4.7
2
3.3
K
1.8
4.8
3
3.4
L
1.9
4.9
4
3.5
M
2.0
5.0
5
3.6
N
2.1
5.1
6
3.7
P
2.2
5.2
7
3.8
R
2.3
5.3
8
3.9
S
2.4
5.4
9
4.0
T
2.5
5.5
A
4.1
U
2.6
5.6
B
4.2
V
2.7
5.7
C
4.3
X
2.8
5.8
D
4.4
Y
2.9
5.9
E
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1.3
1.4
1.5
−
1.6
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
4.5
Z
3.0
6.0
r Represents the assembly lot no.
  0∼9, A∼Z repeated (G, I, J, O, Q, W excepted)
03S_01XC6201 02.9.12 2:35 PM ページ 189



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com