công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5245EVAL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5245EVAL
Giải thích chi tiết về linh kiện  256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5245EVAL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Analog Devices

  AD5245EVAL Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD5245EVAL Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5245EVAL Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5245EVAL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5245EVAL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5245EVAL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5245EVAL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5245EVAL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5245EVAL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
AD5245
Rev. 0 | Page 2 of 16
TABLE OF CONTENTS
Electrical Characteristics—5 kΩ Version ...................................... 3
Electrical Characteristics—10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ Versions ....... 4
Timing Characteristics—5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ Versions 5
Absolute Maximum Ratings
............................................................ 5
Typical Performance Characteristics ............................................. 6
Test Circuits..................................................................................... 10
I2C Interface..................................................................................... 11
Operation......................................................................................... 12
Programming the Variable Resistor ......................................... 12
Programming the Potentiometer Divider ............................... 13
I2C Compatible 2-Wire Serial Bus............................................ 13
Level Shifting for Bidirectional Interface ................................ 14
ESD Protection ........................................................................... 14
Terminal Voltage Operating Range.......................................... 14
Power-Up Sequence ................................................................... 15
Layout and Power Supply Bypassing ....................................... 15
Pin Configuration and Function Descriptions........................... 15
Pin Configuration ...................................................................... 15
Pin Function Descriptions ........................................................ 15
Outline Dimensions ....................................................................... 16
Ordering Guide .......................................................................... 16
ESD Caution................................................................................ 16
REVISION HISTORY
Revision 0: Initial Version



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com