| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F767BI bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F767BI bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 255 page ![]() Contents STM32F765xx STM32F767xx STM32F768Ax STM32F769xx 4/255 DocID029041 Rev 4 2.23.1 Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.23.2 General-purpose timers (TIMx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.23.3 Basic timers TIM6 and TIM7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.23.4 Low-power timer (LPTIM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.23.5 Independent watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.23.6 Window watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.23.7 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.24 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.25 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitters (USART) . . 42 2.26 Serial peripheral interface (SPI)/inter- integrated sound interfaces (I2S) . 43 2.27 Serial audio interface (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.28 SPDIFRX Receiver Interface (SPDIFRX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.29 Audio PLL (PLLI2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.30 Audio and LCD PLL (PLLSAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.31 SD/SDIO/MMC card host interface (SDMMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.32 Ethernet MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support . . . 45 2.33 Controller area network (bxCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.34 Universal serial bus on-the-go full-speed (OTG_FS) . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.35 Universal serial bus on-the-go high-speed (OTG_HS) . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.36 High-definition multimedia interface (HDMI) - consumer electronics control (CEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.37 Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.38 Management Data Input/Output (MDIO) slaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.39 Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.40 General-purpose input/outputs (GPIOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.41 Analog-to-digital converters (ADCs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.42 Digital filter for Sigma-Delta Modulators (DFSDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.43 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.44 Digital-to-analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.45 Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.46 Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.47 DSI Host (DSIHOST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 |