| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L053 bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L053 bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 132 page ![]() DocID025844 Rev 7 41/132 STM32L053x6 STM32L053x8 Pin descriptions 48 8 12 F1 VSSA S - - - - - - G1 VREF+ S - - - - 913 H1 VDDA S - - - - 10 14 G2 PA0 I/O TC - TIM2_CH1, TSC_G1_IO1, USART2_CTS, TIM2_ETR, COMP1_OUT COMP1_INM6, ADC_IN0, RTC_TAMP2/WKUP1 11 15 H2 PA1 I/O FT - EVENTOUT, LCD_SEG0, TIM2_CH2, TSC_G1_IO2, USART2_RTS_DE, TIM21_ETR COMP1_INP, ADC_IN1 12 16 F3 PA2 I/O FT - TIM21_CH1, LCD_SEG1, TIM2_CH3, TSC_G1_IO3, USART2_TX, COMP2_OUT COMP2_INM6, ADC_IN2 13 17 G3 PA3 I/O FT - TIM21_CH2, LCD_SEG2, TIM2_CH4, TSC_G1_IO4, USART2_RX COMP2_INP, ADC_IN3 -18 C2 VSS S - - - -19 D2 VDD S - - - 14 20 H3 PA4 I/O TC (1) SPI1_NSS, TSC_G2_IO1, USART2_CK, TIM22_ETR COMP1_INM4, COMP2_INM4, ADC_IN4, DAC_OUT 15 21 F4 PA5 I/O TC - SPI1_SCK, TIM2_ETR, TSC_G2_IO2, TIM2_CH1 COMP1_INM5, COMP2_INM5, ADC_IN5 16 22 G4 PA6 I/O FT - SPI1_MISO, LCD_SEG3, TSC_G2_IO3, LPUART1_CTS, TIM22_CH1, EVENTOUT, COMP1_OUT ADC_IN6 17 23 H4 PA7 I/O FT - SPI1_MOSI, LCD_SEG4, TSC_G2_IO4, TIM22_CH2, EVENTOUT, COMP2_OUT ADC_IN7 - 24 H5 PC4 I/O FT - EVENTOUT, LCD_SEG22, LPUART1_TX ADC_IN14 Table 15. STM32L053x6/8 pin definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |