| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L062K8 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L062K8 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 118 page ![]() DocID025937 Rev 8 39/118 STM32L062x8 Pin descriptions 44 Table 15. STM32L062x8 pin definitions Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions 22 A6 PC14- OSC32_IN I/O FT - - OSC32_IN 33 B6 PC15- OSC32_OUT I/O TC - - OSC32_OUT 4 4 C6 NRST I/O RST - - - - - E6 VREF+ S - - - - 5 5 D5 VDDA S - - - - 66 D4 PA0 I/O TC - TIM2_CH1, TSC_G1_IO1, USART2_CTS, TIM2_ETR, COMP1_OUT COMP1_INM6, ADC_IN0, RTC_TAMP2/WKUP1 7 7 F6 PA1 I/O FT - EVENTOUT, TIM2_CH2, TSC_G1_IO2, USART2_RTS_DE, TIM21_ETR COMP1_INP, ADC_IN1 88 E5 PA2 I/O FT - TIM21_CH1, TIM2_CH3, TSC_G1_IO3, USART2_TX, COMP2_OUT COMP2_INM6, ADC_IN2 9 9 F5 PA3 I/O FT - TIM21_CH2, TIM2_CH4, TSC_G1_IO4, USART2_RX COMP2_INP, ADC_IN3 10 10 E4 PA4 I/O TC (1) SPI1_NSS, TSC_G2_IO1, USART2_CK, TIM22_ETR COMP1_INM4, COMP2_INM4, ADC_IN4, DAC_OUT 11 11 F4 PA5 I/O TC - SPI1_SCK, TIM2_ETR, TSC_G2_IO2, TIM2_CH1 COMP1_INM5, COMP2_INM5, ADC_IN5 |