| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F303R8 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F303R8 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 115 page ![]() Table 15. Alternate functions Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS_AF TIM2/TIM15/ TIM16/TIM17/ EVENT TIM1/TIM3/ TIM15/ TIM16 TSC I2C1/TIM1 SPI1/Infrared TIM1/Infrared USART1/USA RT2/USART3/ GPCOMP6 GPCOMP2/ GPCOMP4/ GPCOMP6 CAN/TIM1/ TIM15 TIM2/TIM3 /TIM17 TIM1 TIM1 OPAMP2 -EVENT Port A PA0 - TIM2_CH1/TI M2_ETR - TSC_G1_IO1 - - - USART2_CTS - - - - - - - EVENTOUT PA1 - TIM2_CH2 - TSC_G1_IO2 - - - USART2_RTS _DE - TIM15_CH1N - - - - - EVENTOUT PA2 - TIM2_CH3 - TSC_G1_IO3 - - - USART2_TX COMP2_OUT TIM15_CH1 - - - - - EVENTOUT PA3 - TIM2_CH4 - TSC_G1_IO4 - - - USART2_RX - TIM15_CH2 - - - - - EVENTOUT PA4 - - TIM3_CH2 TSC_G2_IO1 - SPI1_NSS - USART2_CK - - - - - - - EVENTOUT PA5 - TIM2_CH1/TI M2_ETR - TSC_G2_IO2 - SPI1_SCK - - - - - - - - - EVENTOUT PA6 - TIM16_CH1 TIM3_CH1 TSC_G2_IO3 - SPI1_MISO TIM1_BKIN - - - - - - - - EVENTOUT PA7 - TIM17_CH1 TIM3_CH2 TSC_G2_IO4 - SPI1_MOSI TIM1_CH1N - - - - - - - - EVENTOUT PA8 MCO - - - - - TIM1_CH1 USART1_CK - - - - - v EVENTOUT PA9 - - - TSC_G4_IO1 - - TIM1_CH2 USART1_TX - TIM15_BKIN TIM2_CH3 - - - EVENTOUT PA10 - TIM17_BKIN - TSC_G4_IO2 - - TIM1_CH3 USART1_RX COMP6_OUT - TIM2_CH4 - - - EVENTOUT PA11 - - - - - - TIM1_CH1N USART1_CTS - CAN_RX - TIM1_CH4 TIM1_BKIN2 - EVENTOUT PA12 - TIM16_CH1 - - - - TIM1_CH2N USART1_RTS _DE COMP2_OUT CAN_TX - TIM1_ETR - - EVENTOUT PA13 JTMS/SWDAT TIM16_CH1N - TSC_G4_IO3 - IR_OUT - USART3_CTS - - - - - - - EVENTOUT PA14 JTCK/SWCLK - - TSC_G4_IO4 I2C1_SDA - TIM1_BKIN USART2_TX - - - - - - - EVENTOUT PA15 JTDI TIM2_CH1/ TIM2_ETR - TSC_SYNC I2C1_SCL SPI1_NSS - USART2_RX - TIM1_BKIN - - - - EVENTOUT Port B PB0 - - TIM3_CH3 TSC_G3_IO2 - - TIM1_CH2N - - - - - - - - EVENTOUT PB1 - - TIM3_CH4 TSC_G3_IO3 - - TIM1_CH3N - COMP4_OUT - - - - - EVENTOUT PB2 - - - TSC_G3_IO4 - - - - - - - - - - EVENTOUT PB3 JTDO/TRACE SWO TIM2_CH2 - TSC_G5_IO1 - SPI1_SCK - USART2_TX - - TIM3_ETR - - EVENTOUT PB4 NJTRST TIM16_CH1 TIM3_CH1 TSC_G5_IO2 - SPI1_MISO - USART2_RX - - TIM17_BK IN -- - EVENTOUT PB5 - TIM16_BKIN TIM3_CH2 - I2C1_SMBA SPI1_MOSI - USART2_CK - - TIM17_CH 1 -- - EVENTOUT PB6 - TIM16_CH1N - TSC_G5_IO3 I2C1_SCL - - USART1_TX - - - - - EVENTOUT PB7 - TIM17_CH1N - TSC_G5_IO4 I2C1_SDA - - USART1_RX - - TIM3_CH4 - - - EVENTOUT PB8 - TIM16_CH1 - TSC_SYNC I2C1_SCL - - USART3_RX - CAN_RX - - TIM1_BKIN - EVENTOUT PB9 - TIM17_CH1 - - I2C1_SDA - IR_OUT USART3_TX COMP2_OUT CAN_TX - - - - EVENTOUT |