| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F302x8 bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F302x8 bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 138 page ![]() 7 F6 10 14 PA0 -TAMPER2-WKUP1 I/O TTa (2) TIM2_CH1/TIM2_ETR, TSC_G1_IO1, USART2_CTS, EVENTOUT ADC1_IN1, RTC_TAMP2, WKUP1 8G7 11 15 PA1 I/O TTa (2) RTC_REFIN, TIM2_CH2, TSC_G1_IO2, USART2_RTS_DE, TIM15_CH1N, EVENTOUT ADC1_IN2 9E5 12 16 PA2 I/O TTa (2) TIM2_CH3, TSC_G1_IO3, USART2_TX, COMP2_OUT, TIM15_CH1, EVENTOUT ADC1_IN3, COMP2_INM 10 E4 13 17 PA3 I/O TTa (2) TIM2_CH4, TSC_G1_IO4, USART2_RX, TIM15_CH2, EVENTOUT ADC1_IN4 - F7 - 18 VSS_4 S - - - - -F2 - 19 VDD_4 S - - - - 11 G6 14 20 PA4 I/O TTa (2)(3) TSC_G2_IO1, SPI3_NSS/I2S3_WS, USART2_CK, EVENTOUT ADC1_IN5, DAC1_OUT1, COMP2_INM, COMP4_INM, COMP6_INM 12 F5 15 21 PA5 I/O TTa - TIM2_CH1/TIM2_ETR, TSC_G2_IO2, EVENTOUT OPAMP2_VINM 13 F4 16 22 PA6 I/O TTa (3) TIM16_CH1, TSC_G2_IO3, TIM1_BKIN, EVENTOUT ADC1_IN10, OPAMP2_VOUT 14 F3 17 23 PA7 I/O TTa - TIM17_CH1, TSC_G2_IO4, TIM1_CH1N, EVENTOUT ADC1_IN15, COMP2_INP, OPAMP2_VINP Table 12. STM32F302x6/8 pin definitions (continued) Pin Number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |