| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F072CB bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F072CB bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 128 page ![]() Table 14. Alternate functions selected through GPIOA_AFR registers for port A Pin name AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 PA0 - USART2_CTS TIM2_CH1_ETR TSC_G1_IO1 USART4_TX - - COMP1_OUT PA1 EVENTOUT USART2_RTS TIM2_CH2 TSC_G1_IO2 USART4_RX TIM15_CH1N - - PA2 TIM15_CH1 USART2_TX TIM2_CH3 TSC_G1_IO3 - - - COMP2_OUT PA3 TIM15_CH2 USART2_RX TIM2_CH4 TSC_G1_IO4 - - - - PA4 SPI1_NSS, I2S1_WS USART2_CK - TSC_G2_IO1 TIM14_CH1 - - - PA5 SPI1_SCK, I2S1_CK CEC TIM2_CH1_ETR TSC_G2_IO2 - - - - PA6 SPI1_MISO, I2S1_MCK TIM3_CH1 TIM1_BKIN TSC_G2_IO3 USART3_CTS TIM16_CH1 EVENTOUT COMP1_OUT PA7 SPI1_MOSI, I2S1_SD TIM3_CH2 TIM1_CH1N TSC_G2_IO4 TIM14_CH1 TIM17_CH1 EVENTOUT COMP2_OUT PA8 MCO USART1_CK TIM1_CH1 EVENTOUT CRS_SYNC - - - PA9 TIM15_BKIN USART1_TX TIM1_CH2 TSC_G4_IO1 - - - - PA10 TIM17_BKIN USART1_RX TIM1_CH3 TSC_G4_IO2 - - - - PA11 EVENTOUT USART1_CTS TIM1_CH4 TSC_G4_IO3 CAN_RX - - COMP1_OUT PA12 EVENTOUT USART1_RTS TIM1_ETR TSC_G4_IO4 CAN_TX - - COMP2_OUT PA13 SWDIO IR_OUT USB_NOE - - - - - PA14 SWCLK USART2_TX - - - - - - PA15 SPI1_NSS, I2S1_WS USART2_RX TIM2_CH1_ETR EVENTOUT USART4_RTS - - - |