| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F098CC bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F098CC bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 128 page ![]() DocID026967 Rev 4 35/128 STM32F098CC STM32F098RC STM32F098VC Pinouts and pin descriptions 41 H1 15 E3 8 E7 - PC0 I/O TTa EVENTOUT, USART6_TX, USART7_TX ADC_IN10 J2 16 E2 9 F8 - PC1 I/O TTa EVENTOUT, USART6_RX, USART7_RX ADC_IN11 J3 17 F2 10 D6 - PC2 I/O TTa SPI2_MISO, I2S2_MCK, EVENTOUT, USART8_TX ADC_IN12 K2 18 G1 11 E6 - PC3 I/O TTa SPI2_MOSI, I2S2_SD, EVENTOUT, USART8_RX ADC_IN13 J1 19 -- -- PF2 I/O FT EVENTOUT, USART7_TX, USART7_CK_RTS WKUP8 K1 20 F1 12 G8 8 VSSA S - Analog ground M1 21 H1 13 H8 9 VDDA S - Analog power supply L1 22 - - - - PF3 I/O FT EVENTOUT, USART7_RX, USART6_CK_RTS L2 23 G2 14 F7 10 PA0 I/O TTa USART2_CTS, TIM2_CH1_ETR, TSC_G1_IO1, USART4_TX COMP1_OUT RTC_ TAMP2, WKUP1, ADC_IN0, COMP1_INM6 M2 24 H2 15 F6 11 PA1 I/O TTa USART2_RTS, TIM2_CH2, TIM15_CH1N, TSC_G1_IO2, USART4_RX, EVENTOUT ADC_IN1, COMP1_INP K3 25 F3 16 E5 12 PA2 I/O TTa USART2_TX, TIM2_CH3, TIM15_CH1, TSC_G1_IO3 COMP2_OUT ADC_IN2, WKUP4, COMP2_INM6 L3 26 G3 17 H7 13 PA3 I/O TTa USART2_RX,TIM2_CH4, TIM15_CH2, TSC_G1_IO4 ADC_IN3, COMP2_INP D3 27 C2 18 G7 - VSS S - Ground Table 12. STM32F098CC/RC/VC pin definitions (continued) Pin numbers Pin name (function upon reset) Pin functions Alternate functions Additional functions |