| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F070C6 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F070C6 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 83 page ![]() Table 11. Alternate functions selected through GPIOA_AFR registers for port A Pin name AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 PA0 - USART2_CTS - - USART4_TX(1) 1. Available on STM32F070CB/RB devices only. -- - PA1 EVENTOUT USART2_RTS - - USART4_RX(1) TIM15_CH1N(1) -- PA2 TIM15_CH1(1) USART2_TX - - - - - - PA3 TIM15_CH2(1) USART2_RX - - - - - - PA4 SPI1_NSS USART2_CK USB_NOE(2) 2. Available on STM32F070C6/F6 devices only. - TIM14_CH1 - - - PA5 SPI1_SCK - - - - - - - PA6 SPI1_MISO TIM3_CH1 TIM1_BKIN - USART3_CTS(1) TIM16_CH1 EVENTOUT - PA7 SPI1_MOSI TIM3_CH2 TIM1_CH1N - TIM14_CH1 TIM17_CH1 EVENTOUT - PA8 MCO USART1_CK TIM1_CH1 EVENTOUT - - - - PA9 TIM15_BKIN(1) USART1_TX TIM1_CH2 - I2C1_SCL (2) -- - PA10 TIM17_BKIN USART1_RX TIM1_CH3 - I2C1_SDA (2) -- - PA11 EVENTOUT USART1_CTS TIM1_CH4 - - - - - PA12 EVENTOUT USART1_RTS TIM1_ETR - - - - - PA13 SWDIO IR_OUT USB_NOE - - - - - PA14 SWCLK USART2_TX - - - - - - PA15 SPI1_NSS USART2_RX - EVENTOUT USART4_RTS(1) -- - |