công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8S005K6 bảng dữ liệu(PDF) 61 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8S005K6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Extended instruction set
PDF  97 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S005K6 bảng dữ liệu(HTML) 61 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S005K6 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM8S005K6 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 61 / 97 page
background image
DocID022186 Rev 4
61/97
STM8S005C6 STM8S005K6
Electrical characteristics
84
Low speed internal RC oscillator (LSI)
Subject to general operating conditions for VDD and TA.
Figure 20. Typical LSI frequency variation vs VDD @ 25 °C
Table 33. LSI oscillator characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fLSI
Frequency
-
-
128
-
kHz
tsu(LSI)
LSI oscillator wakeup time
-
-
-
7(1)
1.
Guaranteed by design, not tested in production.
µs
IDD(LSI) LSI oscillator power consumption
-
-
5
-
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com