| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST72561AR9-Auto bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72561AR9-Auto bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 324 page ![]() List of figures ST72561-Auto 18/324 Doc ID 12370 Rev 8 Figure 101. Receive FIFO states . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Figure 102. Filter bank scale configuration - register organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Figure 103. Filtering mechanism - example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 104. CAN error state diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Figure 105. Bit timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Figure 106. CAN frames (part 1/2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Figure 107. CAN frames (part 2/2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Figure 108. Event flags and interrupt generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Figure 109. FIFO corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Figure 110. Workaround 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Figure 111. Critical window timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Figure 112. Reception of a sequence of frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Figure 113. Reception at maximum CAN baud rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Figure 114. Workaround 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Figure 115. CAN register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Figure 116. Page mapping for CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Figure 117. ADC block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Figure 118. Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Figure 119. Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Figure 120. fCPU maximum vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Figure 121. LVD startup behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Figure 122. Typical application with an external clock source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Figure 123. Typical application with a crystal or ceramic resonator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Figure 124. PLL jitter vs signal frequency(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Figure 125. AWU oscillator freq. @ TA 25°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Figure 126. Connecting unused I/O pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Figure 127. RPU vs VDD with VIN = VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Figure 128. IPU vs VDD with VIN = VSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Figure 129. Typical VOL at VDD = 5V (standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Figure 130. Typical VOL at VDD = 5V (high-sink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Figure 131. Typical VOH at VDD = 5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Figure 132. Typical VOL vs VDD (standard I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Figure 133. Typical VOL vs VDD (high-sink I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Figure 134. Typical VOH vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Figure 135. RESET pin protection when LVD is disabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Figure 136. RESET pin protection when LVD is enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Figure 137. RESET RPU vs VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Figure 138. Two typical applications with ICCSEL/VPP pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Figure 139. SPI slave timing diagram with CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Figure 140. SPI slave timing diagram with CPHA = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Figure 141. SPI master timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Figure 142. RAIN max vs fADC with CAIN = 0pF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Figure 143. Recommended CAIN/RAIN values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Figure 144. Typical application with ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Figure 145. Power supply filtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Figure 146. ADC accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Figure 147. 64-pin low profile quad flat package (14x14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Figure 148. 32-pin low profile quad flat package (7x7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Figure 149. 44-pin low profile quad flat package (10x10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Figure 150. 64-pin low profile quad flat package (10 x10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Figure 151. pin 1 orientation in tape and reel conditioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Figure 152. ST72F561xx-Auto Flash commercial product structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 |