| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM8L151X4 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM8L151X4 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 142 page ![]() DocID15962 Rev 15 47/142 STM8L151x4/6, STM8L152x4/6 Memory and register map 58 0x00 5230 USART1 USART1_SR USART1 status register 0xC0 0x00 5231 USART1_DR USART1 data register undefined 0x00 5232 USART1_BRR1 USART1 baud rate register 1 0x00 0x00 5233 USART1_BRR2 USART1 baud rate register 2 0x00 0x00 5234 USART1_CR1 USART1 control register 1 0x00 0x00 5235 USART1_CR2 USART1 control register 2 0x00 0x00 5236 USART1_CR3 USART1 control register 3 0x00 0x00 5237 USART1_CR4 USART1 control register 4 0x00 0x00 5238 USART1_CR5 USART1 control register 5 0x00 0x00 5239 USART1_GTR USART1 guard time register 0x00 0x00 523A USART1_PSCR USART1 prescaler register 0x00 0x00 523B to 0x00 524F Reserved area (21 bytes) Table 9. General hardware register map (continued) Address Block Register label Register name Reset status |