| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST72361K9-Auto bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72361K9-Auto bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - STMicroelectronics |
|
76 / 279 page ![]() I/O ports ST72361xx-Auto 76/279 Doc ID 12468 Rev 3 8.4.2 Interrupt ports Table 29. Configuration of PA0, 2, 4, 6; PB0, 2,4; PC1; PD0,6 (with pull-up) Mode DDR OR Floating input 0 0 Pull-up interrupt input 1 Open drain output 1 0 Push-pull output 1 Table 30. Configuration of PA1, 3, 5, 7; PB1,3,5; PC2; PD1, 4, 7 (without pull-up) Mode DDR OR Floating input 0 0 Floating interrupt input 1 Open drain output 1 0 Push-pull output 1 |