| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST72321R6-Auto bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72321R6-Auto bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 243 page ![]() ST72321xx-Auto Contents Doc ID 13829 Rev 1 11/243 22.1.7 SCI wrong break duration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 22.1.8 16-bit timer PWM mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 22.1.9 TIMD set simultaneously with OC interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 22.1.10 I2C multimaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 22.1.11 Readout protection with LVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 22.2 All Flash devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 22.2.1 Internal RC oscillator with LVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 22.3 Limitations specific to ROM devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 22.3.1 LVD operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 22.3.2 LVD startup behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 22.3.3 AVD not supported . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 22.3.4 Internal RC oscillator operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 22.3.5 External clock source with PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 22.3.6 Pull-up not present on PE2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 22.3.7 Readout protection with LVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 23 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 |