| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST10F296TR bảng dữ liệu(PDF) 136 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F296TR bảng dữ liệu(HTML) 136 Page - STMicroelectronics |
|
136 / 346 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Parallel ports ST10F296E 136/346 Figure 37. Block diagram of a Port 2 pin Open-drain latch Write ODP2.y Read ODP2.y Direction latch Write DP2.y Read DP2.y MUX 0 1 Alternate data input Input latch Clock P2.y CCyIO Output buffer x = 7 to 0 Alternate data output MUX 0 1 Output latch ≥ 1 Write Port P2.y compare trigger Read P2.y Fast external interrupt input y = 15 to 0 EXxIN Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |